|
If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader . |
|
Datasheet File OCR Text: |
Europe: +49 / 7731 8399 0 USA: Asia: +1 / 508 295 0771 +852 / 2955 1682 | Email: info@meder.com | Email: salesusa@meder.com | Email: salesasia@meder.com Artikel Nr.: 2112903035 Artikel: KSK-1C90F-3035 Magnetische Eigenschaften Anzugserregung (Bezugswert) Test-Spule Bedingung gemessen in Test-Spule - "funktionsbestimmend" Min Soll KMS-01 Max Einheit Reedkontakt unbearbeitet Kontaktdaten 90 Kontakt-Nr. Kontakt-Form Kontakt-Material Schaltleistung Schaltspannung Schaltstrom Transportstrom Kontaktwiderstand statisch Kontaktwiderstand dynamisch Isolationswiderstand Durchbruchspannung Schaltzeit inklusive Prellen Abfallzeit Kapazitat Bedingung Min Soll 90 C Rhodium Max Einheit durfen die max. Schaltleistung nicht ubersteigen DC or Peak AC/ mit 40% Ubererregung DC or Peak AC/ mit 40% Ubererregung DC or Peak AC/ mit 40% Ubererregung ! Anfangswert $% & ' Anfangswert " ( " ) " " # * # +, ( ( %- RH <45 %, 100 Volt Messspannung gema IEC 255-5 gemessen mit 40% Ubererregung gemessen ohne Spulenerregung @ 10 kHz uber offenem Kontakt Kontaktabmessungen Gesamtlange uber NC Glaslange Bedingung Toleranz gema Zeichnung Toleranz gema Zeichnung Min Soll Max Einheit Umweltdaten Schock Vibration Arbeitstemperatur Lagertemperatur Lottemperatur Bedingung 1/2 sine wave duration 11ms from 10 - 2000 Hz Wellenloten max. 5 sec Min / / Soll Max # Einheit " " ., ., ., #0 Anderungen im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten Neuanlage am: Letzte Anderung 14.07.05 14.10.08 Neuanlage von: Letzte Anderung : ALICHTENSTEIN AKELLER Freigegeben am: 25.09.06 Freigegeben am: 21.10.08 Freigegeben von: Freigegeben von: RKAMP RKAMP Version: 04 |
Price & Availability of KSK-1C90F-3035 |